| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LSM9DS1 Fiches technique(PDF) 70 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM9DS1 Fiches technique(HTML) 70 Page - STMicroelectronics |
|
70 / 72 page ![]() Package information LSM9DS1 70/72 DocID025715 Rev 3 Table 131. LGA (3.5x3x1 mm) 24-lead package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A1 1.000 1.027 A3 0.130 D1 2.850 3.000 3.150 E1 3.350 3.500 3.650 L1 2.960 3.010 3.060 L2 1.240 1.290 1.340 N1 0.165 0.215 0.265 P2 0.200 0.250 0.300 a45° T1 0.300 0.350 0.400 T2 0.180 0.230 0.280 K 0.050 M 0.100 |