Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CD4034BMS Fiches technique(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

No de pièce CD4034BMS
Description  CMOS 8-Stage Static Bidirectional Parallel/Serial Input/Output Bus Register
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INTERSIL [Intersil Corporation]
Site Internet  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4034BMS Fiches technique(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button CD4034BMS Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation CD4034BMS Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
7-846
CD4034BMS
FIGURE 10. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME AS A FUNC-
TION OF LOAD CAPACITANCE [A(B) PARALLEL
DATA INPUT TO B(A) PARALLEL DATA OUTPUT,
SYNCHRONOUS OR ASYNCHRONOUS])
Typical Performance Characteristics (Continued)
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
030
40
20
100
200
300
400
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
50
60
70
80
90
100
500
600
700
10V
15V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com