Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLE5014 Fiches technique(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce TLE5014
Description  Giant Magneto Resistance (GMR)-based principle
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE5014 Fiches technique(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  TLE5014 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE5014 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 45 page
background image
Final Datasheet
5
Rev. 1.0
2018-04-04
TLE5014
Figure 1-1 TLE5014 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 1-2 Sensitive bridges of the GMR sensor (not to scale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 1-3 Pin configuration (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 2-1 Application circuit for SPC interface, with a SPC address ID = 0 defined by pin IF1 and IF2 . . . . 10
Figure 2-2 Application circuit for PWM interface, protocol starting with a rising edge. For interface
configuration starting with a falling edge, a pull-up resistor is required instead. 10
Figure 2-3 Application circuit for SENT interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 3-1 Allowed magnetic field range within ambient temperature range. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 3-2 Operating area and sensor reaction for over- and undervoltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 3-3 Output level high / low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 3-4 Delay time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 3-5 Variation of delay time (jitter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 4-1 PWM interface with duty cycle range starting with a rising edge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 4-2 SPC frame for bus mode with constant trigger length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 4-3 SPC Master pulse timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 4-4 SPC blanking time in case of same ID triggered. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 4-5 SPC blanking time in case of different IDs are triggered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 4-6 SPC nibble low time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 4-7 Example of a SPC protocol frame configuration with short serial message enabled . . . . . . . . . . 31
Figure 4-8 SENT frame example, implementation: single secure sensor without pause pulse . . . . . . . . . . . 32
Figure 4-9 SENT nibble low time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 4-10 SENT protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 7-1 Tolerance of the die in the package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 7-2 PG-TDSO-16 package dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 7-3 Position of sensing element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 7-4 Footprint of PG TDSO-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 7-5 Tape and Reel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 7-6 Marking of PG-TDSO-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
List of Figures



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45