| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M41T62 Fiches technique(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T62 Fiches technique(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 42 page ![]() Table 18. QFN16 — 16-pin, quad, flat package, no-lead, 3x3 mm, package mechanical data Symbol mm inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 0.032 0.035 0.039 A1 0.00 0.02 0.05 0.000 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 3.00 0.118 D2 1.55 1.70 1.80 0.061 0.067 0.071 E 3.00 0.118 E2 1.55 1.70 1.80 0.061 0.067 0.071 e 0.50 0.020 L 0.20 0.30 0.40 0.008 0.012 0.016 K 0.20 0.008 aaa 0.50 0.020 bbb 0.10 0.004 ccc 0.10 0.004 ddd 0.05 0.002 eee 0.08 0.003 M41T62, M41T64, M41T65 QFN16 package information DS3840 - Rev 24 page 29/42 |