| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM393ADE4 Fiches technique(PDF) 26 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM393ADE4 Fiches technique(HTML) 26 Page - Texas Instruments |
|
26 / 40 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM2903VQPWRG4 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM293ADGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LM293ADR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293ADR SOIC D 8 2500 330.0 15.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293ADR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293ADRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293ADRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293DGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LM293DR SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293DR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293DRG3 SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293DRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM293DRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393ADGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LM393ADR SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393ADR SOIC D 8 2500 330.0 15.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393ADR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393ADR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393ADRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393ADRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393APWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393APWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393APWRG4 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393DGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LM393DR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393DR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393DRG3 SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393DRG3 SOIC D 8 2500 330.0 15.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393DRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393DRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM393PWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393PWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393PWRG3 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393PWRG4 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 25-Sep-2019 Pack Materials-Page 2 |