| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC10120P Fiches technique(PDF) 5 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC10120P Fiches technique(HTML) 5 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. |
|
5 / 6 page ![]() PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS A 2 c S 2×b e Symbol millimeter Min Typ MAX A A1 A2 4.70 5.30 A 2.21 2.59 A1 1.50 2.49 D E 20.30 20.70 D L 15.48 16.24 E Q 2×E2 E2 4.30 5.50 e 10.92 L 19.80 20.30 L1 4.60 4.40 L1 ΦP 3.50 ΦP Q 5.38 6.19 S 6.14 b b2 b4 c 0.99 1.40 2.59 3.43 b4 1.65 2.39 b2 0.38 0.89 D1 D2 E1 ΦP1 D1 D2 E1 13.07 0.51 1.35 13.45 7.20 ΦP1 L2 2.10 L2 A 2 c S 2×b A A1 D L E Q 2×E2 L1 ΦP 2×b2 D1 D2 E1 ΦP1 e TO-247AC TO-247AC-N JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD. HTTP ://WWW.JINGHENG.CN 6-5 |