| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CH3513 Fiches technique(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CH3513 Fiches technique(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. |
|
2 / 4 page ![]() CH351 手册(三) 2 52,10,50,51 GND,GND0 电源 公共接地端 41-48 D7~D0 三态双向 8 位并行数据输入及输出,内置上拉,接单片机数据总线 9,8,14 A2~A0 输入 3 位地址输入,内置微弱上拉,接单片机地址总线 37 RD# 输入 读选通信号输入,低有效,内置上拉,接单片机读控制 38 WR# 输入 写选通信号输入,低有效,内置上拉,接单片机写控制 39 CS# 输入 片选控制输入,低电平有效,内置上拉电阻 12 INT# 开漏输出 中断请求信号输出,低电平有效 40 RST# 输入 复位控制输入,低电平有效,内置上拉电阻 32-25 X0~X7 三态输出 及输入 第一组扩展 GPIO 通用输入输出引脚,内置微弱上拉电阻 23-18, 16-15 X8~X15 三态输出 及输入 第二组扩展 GPIO 通用输入输出引脚,内置微弱上拉电阻 7-1, 64 X16~X23 三态输出 及输入 第三组扩展 GPIO 通用输入输出引脚,内置微弱上拉电阻 61-54 X24~X31 三态输出 及输入 第四组扩展 GPIO 通用输入输出引脚,内置微弱上拉电阻 11,13,24, 33-36, 49,62,63 NC. 保留引脚 禁止连接 4、功能说明 4.1. 并口操作 CH351 芯片提供了通用的 8 位被动并行接口。其信号线包括:8 位双向数据总线 D7~D0、3 位地 址输入引脚 A2~A0、读选通输入引脚 RD#、写选通输入引脚 WR#、片选输入引脚 CS#。通过被动并行 接口,CH351 芯片可以很方便地挂接到各种 8 位、16 位甚至 32 位单片机、DSP、MCU 的系统总线上, 并且可以与多个外围器件共存。 CH351 芯片的 CS#由地址译码电路驱动,用于当单片机具有多个外围器件时进行设备选择。 对于类似 Intel 并口时序的单片机,CH351 芯片的 RD#引脚和 WR#引脚可以分别连接到单片机的 读选通输出引脚和写选通输出引脚。对于类似 Motorola 并口时序的单片机,CH351 芯片的 RD#引脚应 该接低电平,并且 WR#引脚连接到单片机的读写方向输出引脚 R/-W。 下表为并口操作的真值表(表中 X 代表不关心此位,Z 代表 CH351 的 D7-D0 三态禁止)。 CS# WR# RD# A2-A0 D7-D0 对 CH351 芯片的实际操作 1 X X XXX X/Z 未选中 CH351,不进行任何操作 0 1 1 XXX X/Z 虽然选中但无操作,不进行任何操作 0 0 1/X 100 输入 写入 CH351 的第一组 GPIO 的方向控制寄存器 0 0 1/X 000 输入 写入 CH351 的第一组 GPIO 的内部输出数据寄存器 0 0 1/X 101 输入 写入 CH351 的第二组 GPIO 的方向控制寄存器 0 0 1/X 001 输入 写入 CH351 的第二组 GPIO 的内部输出数据寄存器 0 0 1/X 110 输入 写入 CH351 的第三组 GPIO 的方向控制寄存器 0 0 1/X 010 输入 写入 CH351 的第三组 GPIO 的内部输出数据寄存器 0 0 1/X 111 输入 写入 CH351 的第四组 GPIO 的方向控制寄存器 0 0 1/X 011 输入 写入 CH351 的第四组 GPIO 的内部输出数据寄存器 0 1 0 X00 输出 将 CH351 的第一组 GPIO 的引脚输入状态读出 0 1 0 X01 输出 将 CH351 的第二组 GPIO 的引脚输入状态读出 0 1 0 X10 输出 将 CH351 的第三组 GPIO 的引脚输入状态读出 0 1 0 X11 输出 将 CH351 的第四组 GPIO 的引脚输入状态读出 |