| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP3792 Fiches technique(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP3792 Fiches technique(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
1 / 7 page ![]() LP3792 低功耗原边反馈控制芯片 LP3792_CN_DS_Rev.0.95 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 概述 LP3792 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,适 用于充电器和适配器。 LP3792 采用特有的输出线损补偿技术, 可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 LP3792 是芯茂微最新一代的恒压、恒流控制芯片, 优化了动态响应和驱动等性能,可以驱动大功率 MOS。 LP3792 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保 护,短路保护、过温保护等功能。 LP3792 采用 SOT23-6 封装 特点 驱动大功率 MOS,满足六级能效 谷底开通机制,提升系统效率 外置驱动 MOS 恒压、恒流精度高 ≦75mW 待机功耗 特有的输出线损补偿技术 Hiccup 功能 开路、短路保护 过压、欠压保护 过温保护 应用 手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设 备等的适配器、充电器 LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助电源等 典型应用 1 2 3 6 5 4 VCC FB GND CS NC OUT 图 1 LP3792 典型应用图 |
Numéro de pièce similaire - LP3792 |
|
Description similaire - LP3792 |