Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CH370 Fiches technique(PDF) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

No de pièce CH370
Description  USB-Host Interface chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Site Internet  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH370 Fiches technique(HTML) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH370 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
CH370 中文手册
USB-Host 接口芯片 CH370
手册
版本:1A
http://wch.cn
1、概述
CH370 是一个 USB 总线的 Host 主机接口芯片,支持低速和全速的控制传输和批量传输以及中断
传输,与单片机/DSP/MCU/MPU 等控制器的接口支持 8 位并行总线和 4 线或者 3 线 SPI 串行总线。
2、特点
● 支持 1.5Mbps 低速和 12Mbps 全速 USB 通讯,兼容 USB V2.0。
● 支持常用的低速和全速 USB 设备的控制传输、批量传输、中断传输。
● 自动检测 USB 设备的连接和断开,提供设备连接和断开的中断通知。
● 内置 USB 信号线的阻抗匹配串联电阻和 USB 主机端的下拉电阻。
● 可选两种单片机接口:5MB 速度的 8 位被动并行接口和 3MB/24MHz 速度的 SPI 串行接口。
● SPI 串行接口包含 SPI 片选、串行时钟、串行输入和输出,并且 SPI 输出与输入可以并联。
● 中断输出引脚是可选连接,低电平有效,可以通过查询寄存器中的中断标志位代替。
● 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压,内置电源上电复位。CH370V 只支持 3.3V 电源电压。
● 采用 SSOP-20 无铅封装,兼容 RoHS。
3、封装
CS#
INT#
UD-
UD+
WR#
RD#
A0
D [7-0]
CH370
接口芯片
并行接口
本地端
控制器
单片机
DSP
MCU
MPU
USB 设备
SCS#
INT#
UD-
UD+
MISO
MOSI
SCK
CH370
接口芯片
SPI 接口
本地端
控制器
单片机
DSP
MCU
MPU
USB 设备


Numéro de pièce similaire - CH370

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH372 WCH-CH372 Datasheet
222Kb / 13P
USB Bus Interface ChIp
CH3723 WCH-CH3723 Datasheet
68Kb / 2P
USB Bus Interface ChIp
CH372B WCH-CH372B Datasheet
222Kb / 13P
USB Bus Interface ChIp
CH372C WCH-CH372C Datasheet
222Kb / 13P
USB Bus Interface ChIp
CH372G WCH-CH372G Datasheet
68Kb / 2P
USB Bus Interface ChIp
More results

Description similaire - CH370

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
OTI-6888 ETC1-OTI-6888 Datasheet
569Kb / 12P
USB 1.1 USB Host with MP3 Interface Controller
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3421E MAXIM-MAX3421E Datasheet
359Kb / 29P
USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface
Rev 0; 2/06
MAX3421E MAXIM-MAX3421E_07 Datasheet
371Kb / 32P
USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface
Rev 3; 7/07
logo
Princeton Technology Co...
PT8921 PTC-PT8921 Datasheet
484Kb / 4P
Smart Audio Combo-Station with USB Mini-Host & SD/MMC Host Interface Controller
PT8921 PTC-PT8921_10 Datasheet
481Kb / 4P
Smart Audio Combo-Station with USB Mini-Host & SD/MMC Host Interface Controller
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3421E MAXIM-MAX3421E_13 Datasheet
290Kb / 28P
USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface
Rev 4; 7/13
logo
STMicroelectronics
AN2618 STMICROELECTRONICS-AN2618 Datasheet
309Kb / 23P
eTPU host interface
17-Sep-2013
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3421E MAXIM-MAX3421E_14 Datasheet
260Kb / 28P
USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface
Rev 4; 7/13
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH372 WCH-CH372 Datasheet
222Kb / 13P
USB Bus Interface ChIp
CH9343 WCH-CH9343 Datasheet
140Kb / 7P
USB Android Host Chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com