| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NM1482KSLAXCL Fiches technique(PDF) 89 Page - Nanya Technology Corporation. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NM1482KSLAXCL Fiches technique(HTML) 89 Page - Nanya Technology Corporation. |
|
89 / 119 page ![]() Version 1.3 89 Nanya Technology Corp. 06/2018 All Rights Reserved. © 4Gb SLC NAND + 2Gb LPDDR2 NM1482KSLAXCL NTC Proprietary Level: Property Symbol Supply 1066 Unit SDP IDD4R IDD4R1 VDD1 2 mA IDD4R2 VDD2 200 mA IDD4RIN VDDCA 6 mA IDD4RQ VDDQ 240 mA IDD4W IDD4W1 VDD1 2 mA IDD4W2 VDD2 150 mA IDD4WIN VDDCA, VDDQ, 25 mA IDD5 IDD51 VDD1 15 mA IDD52 VDD2 110 mA IDD5IN VDDCA, VDDQ, 6 mA IDD5AB IDD5AB1 VDD1 3 mA IDD5AB2 VDD2 20 mA IDD5ABIN VDDCA, VDDQ, 6 mA IDD5PB IDD5PB1 VDD1 3 mA IDD5PB2 VDD2 20 mA IDD5PBIN VDDCA, VDDQ, 6 mA IDD8 IDD81 VDD1 7.5 uA IDD82 VDD2 40 uA IDD8IN VDDCA, VDDQ, 10 uA |