| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP15R045S Fiches technique(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP15R045S Fiches technique(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
1 / 6 page ![]() LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 概述 LP15R045S 是一款高性能的副边同步整流芯片,集 成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。 尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。 LP15R045S 采用专利的整流管开通技术和周期追 踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯 片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关 断延迟造成的效率损失。 LP15R045S 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证 芯片不会欠电工作。 另外 LP15R045S 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳 位,以及驱动脚去干扰等技术。 LP15R045S 采用 SOP7 封装 特点 隔离型的同步整流控制应用 集成同步整流管 兼容 DCM,BCM,QR,CCM 多种工作模式 专利的整流管开通技术和周期追踪技术 特有的 VCC 供电技术 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 SOP7 封装 应用 充电器和适配器的同步整流 反激式控制器 典型应用 AC VCC D GND PWM gnd VD LP15R045S AC VCC D GND PWM VD LP15R045S 图 1 输出上端 图 2 输出下端(适用输出电压 5V) 定购信息 定购型号 封装 包装形式 打印 LP15R045S SOP7 编带 4,000 颗/盘 LP15R045S XXXX XXXX:批号 |
Numéro de pièce similaire - LP15R045S |
|
Description similaire - LP15R045S |