| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP10R100C Fiches technique(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP10R100C Fiches technique(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
1 / 7 page ![]() LP10R100C 高性能副边同步整流驱动芯片 LP10R100C_CN_DS_Rev.0.99 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 概述 LP10R100C 是一款高性能高耐压的副边同步整流 控制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用 于正激系统和反激系统。LP10R100C 支持 DCM, BCM,QR 和 CCM 多种工作模式。 LP10R100C 采用专利的整流管开关技术,可以有效 的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效 率损失。 LP10R100C 集成 VCC 供电技术,在不需要辅助绕 组供电的情况下,保证芯片 VCC 不会欠压。 LP10R100C 采用 TO-220 封装。 特点 隔离型的同步整流控制应用 适用正激和反激系统 兼容 DCM,BCM,QR,CCM 多种工作模式 100V 功率管耐压 专利的整流管开关技术 集成 VCC 供电 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 TO-220 封装 应用 充电器和适配器的同步整流 正激控制器和反激控制器 典型应用 AC GND VCC D AC GND VCC D LP10R100C 的位置在输出上端 LP10R100C 的位置在输出下端 图 1 LP10R100C 反激典型应用图 GND VCC D 图 2 LP10R100C 正激典型应用图 |
Numéro de pièce similaire - LP10R100C |
|
Description similaire - LP10R100C |