Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FM01ATSH Fiches technique(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

No de pièce FM01ATSH
Description  Charger driver IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Site Internet  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM01ATSH Fiches technique(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM01ATSH Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM01ATSH Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM01ATSH Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM01ATSH Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM01ATSH Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM01ATSH Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM01ATSH Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM01ATSH (文件编号:S&CIC1302)
充电器驱动 IC
www.superchip.cn
4 页共 7 页
Version 1.0
BOM 表
成品物料:
序号
名称
规格
用量
备注
1PCB
30×53mm
1
--
2
贴片电阻
1.5M±5%
1206
2
R1、R11
3
贴片电阻
3R±1%
1206
2
R3a、R3b
4
贴片电阻
510R±5%
0805
1
R6
5
碳膜电阻
10R±5%
1/4W
1
FR
6
电解电容
4.7uF/450V±20%
8×12
1
C1
7
电解电容
10uF/50V±20%
4×7
1
C3
8
电解电容
10V 470uF
5×11
1
C4
9
二极管
FR107
DO-41
1
D2
10
二极管
SS14
SMA
1
D3
11
贴片桥堆
MB6S
SOIC-4
1
DB1
12
变压器
EE10W 卧式(FM01ATSH)
1T1
13
AC 电子线
Φ1.5×40mm 黑
2
L、N
注意事项
档位
限流电阻
68-88mA
2.7Ω
88-102mA
3Ω
102-116mA
3.3Ω
变压器规格
结构图:
骨架类型
PIN 数目
备注
EE10 卧式、TDK PC40
4+4
卧式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com