| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M50FLW080BK5TP Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M50FLW080BK5TP Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 64 page ![]() List of figures M50FLW080A, M50FLW080B 6/64 List of figures Figure 1. Logic diagram (FWH/LPC interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 2. Logic diagram (A/A Mux interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 3. PLCC connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 4. TSOP32 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 5. TSOP40 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 6. FWH Bus Read waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 7. FWH Bus Write waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 8. LPC Bus Read waveforms (1-byte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 9. LPC Bus Write waveforms (1 byte). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 10. FWH/LPC interface AC measurement I/O waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 11. A/A Mux interface AC measurement I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 12. AC measurement load circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 13. FWH/LPC interface clock waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 14. FWH/LPC interface AC signal timing waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 15. Reset AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 16. A/A Mux interface Read AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 17. A/A Mux interface Write AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 18. PLCC32 – 32 pin Rectangular Plastic Leaded Chip Carrier, package outline . . . . . . . . . . 48 Figure 19. TSOP32 – 32 lead Plastic Thin Small Outline, 8x14 mm, package outline . . . . . . . . . . . . 49 Figure 20. TSOP40 – 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10 x 20mm, package outline . . . . . . . . . . . 50 Figure 21. Program flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 22. Double/Quadruple Byte Program flowchart and pseudo code (FWH mode only). . . . . . . . 57 Figure 23. Quadruple Byte Program flowchart and pseudo code (A/A Mux interface only). . . . . . . . . 58 Figure 24. Program Suspend and Resume flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 25. Chip Erase flowchart and pseudo code (A/A Mux interface only). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Figure 26. Sector/Block Erase flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 27. Erase Suspend and Resume flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 |