Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

69865KB Fiches technique(PDF) 2 Page - Bi technologies

No de pièce 69865KB
Description  High Current Low Profile Surface Mount Inductors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BITECH [Bi technologies]
Site Internet  http://www.bitechnologies.com
Logo BITECH - Bi technologies

69865KB Fiches technique(HTML) 2 Page - Bi technologies

  69865KB Datasheet HTML 1Page - Bi technologies 69865KB Datasheet HTML 2Page - Bi technologies 69865KB Datasheet HTML 3Page - Bi technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2007/08 EDITION MAGNETIC COMPONENTS SELECTOR GUIDE
We reserve the right to change specifications without prior notice
www.bitechnologies.com
61
Outline Dimensions (mm)
Recommended Solder Pad Layout
Top View
Bottom View
Electrical Characteristics @ 25°C



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com