| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TP1550 Fiches technique(PDF) 4 Page - Billiton Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TP1550 Fiches technique(HTML) 4 Page - Billiton Ltd. |
|
4 / 13 page ![]() 南京拓品微电子有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. Rev1.1 SOT23-5 封装 订单型号 封装实物 TP1550-SOT-23-5 器件标记 俯视图 A50XX XX 可变,代表是这一年 的第几周生产( 13 年第 1 周为 A5001 , 13 年第 15 周为 A5015) A50 XX 引脚号 引脚名 功能 1 LED 接光耦器件 2 GND 接地端 3 Vo 恒压输出端口 4 NC 空脚,建议接地 5 Rs 恒流采样端 极限值范围 参数 极限值 单位 Vo 端口电压 -0.3~11 V LED 端口电压 -0.3~11 V Rs 端口电压 -0.8~11 V 工作结温度 150 ℃ 存储温度 -55~150 ℃ 焊接温度( 10S) 260 ℃ |