Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TM1825 Fiches technique(PDF) 13 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

No de pièce TM1825
Description  9 channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1825 Fiches technique(HTML) 13 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1825 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1825 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
9999 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1825
TM1825
TM1825
TM1825
恒流曲线
恒流曲线
恒流曲线
恒流曲线
将 TM1825 应用到 LED 面板设计上时,通道间甚至芯片间的电流差异很小,此源于
TM1825 的优异特性
另外,当负载端电压发生变化时,其输出电流的稳定性不受影响,如下图所示
图中所示,输出端口的电流 I”ut 与加在 OUT 端口上的电压 Vds 关系可知,当在恒流
工作状态下,端口输出 I”ut 为恒流值,I”ut 恒流电流越小,需要的 Vds 也越小,最小
不能小于 0.8V
TM1825 恒流曲线
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
VDS(V)
恒流值41H
恒流值30H
恒流值20H
恒流值10H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16