| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TM1721 Fiches technique(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM1721 Fiches technique(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
6 / 23 page ![]() LLLLC C C CD D D D 驱动控制专用电路 驱动控制专用电路 驱动控制专用电路 驱动控制专用电路 TM1721 TM1721 TM1721 TM1721 6 www.szpth.com V1.2 1111、 、 、 、PWM PWM PWM PWM寄存器说明 寄存器说明 寄存器说明 寄存器说明 地址(B1B0) 寄存器名称 高位 低位 00 PWM0 XXb5b4_b3b2b1b0 01 PWM1 XXb5b4_b3b2b1b0 10 PWM2 XXb5b4_b3b2b1b0 11 PWM3 XXb5b4_b3b2b1b0 PWM0-PWM3寄存器数据说明 b5b4_b3b2b1b0 PWM脉冲宽度设定 00H 恒为0 01H~3EH 1/64~62/64 3FH 恒为1 上电后所有寄存器初始状态为0 2222、 、 、 、SW SW SW SW输入口寄存器说明 输入口寄存器说明 输入口寄存器说明 输入口寄存器说明 如下所示,用读指令读取,读从低位开始 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 SW1 SW2 SW3 SW4 0 0 0 0 如果某SW/SG端口被设置为SG端口,该端口相对应的输入口寄存器恒为0 指令说明 指令说明 指令说明 指令说明 指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。 在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位 以区别不同的指令。 B7 B7 B7 B7 B6 B6 B6 B6 指令 指令 指令 指令 0 0 显示模式设置 0 1 数据命令设置 1 0 显示控制命令设置 1 1 地址命令设置 如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据 无效(之前传送的指令或数据保持有效)。 1111、 、 、 、工作模式设置 工作模式设置 工作模式设置 工作模式设置 工作模式设置好后,不允许在使用中切换工作模式。 MSB LSB |