Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT4054 Fiches technique(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

No de pièce HT4054
Description  Constant flow / constant voltage mode operatio
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4054 Fiches technique(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4054 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4054 Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
HT4054
0.5A 线性锂离子电池充电器 IC
第 3 页 共 7 页
电气特性(V
IN=5V;TJ=25℃,除非另有说明)
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
输入电源电压
4.25
6
V
ICC
输入电源电流
充电模式
3,R
PROG=10K
110
500
µA
待机模式(充电终止)
40
80
µA
关断模式(RPROG 未连接,
VCC﹤VBAT,VCC﹤VUV
30
60
µA
VFLOAT
可调输出(浮充)电压(不
可调)
IBAT=30 mA,ICHRG=5 mA
4.158
4.2
4.242
V
IBAT
BAT 端电流
RPROG = 10k,电流模式
90
100
120
mA
RPROG = 2k,电流模式
450
500
550
mA
VBAT=4.2V,待机模式
0
2.5
5
µA
关断模式, RPROG 未连接并且
VCC=0)
0
2
µA
休眠模式,VCC=0V
0
2
µA
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT﹤VTRIKL,RPROG = 10k
10
mA
VTRIKL
涓流充电阈值电压
RPROG = 10k,VBAT Rising
2.8
2.9
3.0
V
VUV
VCC 欠压锁定阈值
From VCC Low to High
3.5
3.7
3.9
V
VUVHYS
VCC 欠压锁定滞后
From VCC High to Low
3.4
3.6
3.8
mV
VMSD
手动关断阈值电压
PROG Pin 上升
1.1
V
PROG Pin 下降
0.9
V
VASD
VCC-VBAT 阈值电压
VCC 从低到高
100
mV
VCC 从高到低
30
mV
ITERM
C/10 终止电流阈值
RPROG = 10k(4)
0.1
mA/mA
RPROG = 2k
0.1
mA/mA
VPROG
PROG 端电压
RPROG = 10k,电流模式
0.9
1.03
1.1
V
VCHRG
CHRG 端输出低电压
ICHRG = 5mA
0.2
0.4
V
ΔV
RECHRG
电池阈值电压
VFLOAT - VRECHRG
100
mV
TLIM
热保护温度
120
tSS
软启动时间
IBAT = 0 to 1000V/RPROG
100
µs
tRECHRGE
再充电比较器过滤时间
VBAT High to Low
2
ms
tTERM
终止比较器过滤时间
IBAT Falling Below ICHG/10
2
ms
IPROG
PROG 端上拉电流
2
µA
注:
1、 超出最大工作范围可能会损坏芯片。
2、 超出器件工作参数极限,不保证其正常功能。
3、 电源电流包括 PROG 端电流(大约 100uA)
,不包括通过 BAT 端传输到电池的其他电流(大约 100uA)。
4、 充电终止电流一般是设定充电电流的 0.1 倍。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com