| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT2538D Fiches technique(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT2538D Fiches technique(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd |
|
5 / 8 page ![]() HT2538D 5/8 www.hotchip.com.cn Ver1.1 原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器 恒流/恒压工作 HT2538D 设计了一个良好的恒流/恒压特性 在充电器应用上,起初是恒流充电,到快充 满时变为恒压充电。在 AC/DC 适配器里,常用的 为恒压供电,恒流供电主要用于有电流限制时。在 恒压供电时,输出电压是通过原边调节的,在恒流 供电模式里,FM7538C 将通过调节输出电压来达 到恒流。 工作原理 为支持 HT2538D 的 CC/CV 控制特性,需要将反 激变换系统应设计于 DCM 模式(典型应用见图 1)。在 DCM 反激变换器里,可通过辅助绕组检 测到输出电压。MOSFET 管导通期间,输出滤波 电容为负载提供电流,初级绕组电流斜波上升;当 MOSFET 管关闭时,能量由原边绕组传递到次级 绕组,次级电流为: Is=(Np/Ns)×Ip (1) 辅助绕组电压: Vaux=(Naux/Ns)×(Vo+△V) (2),这里 △V 为输出二极管压降。 辅助绕组通过电阻分压连到 INV 端,在退磁结束 时辅助绕组电压被采样并保持直到下一个采样周 期。这个采样电压和 2V 参考进行比较,然后经误 差放大器输出 COMP 映射负载电压,并控制 PWM 开关频率以调节输出电压,这样就达到恒压输出。 当采样电压低于参考电压,并且误差放大器输出 COMP 端达到最大值,由采样电压控制开关频率调 节输出电流,从而达到恒流输出的目的。 恒流和输出功率的调节 在 HT2538D 里恒流点和最大输出功率可由 CS 端 的采样电阻 RS 来调节(见典型应用图),输出功 率可以通过 CC 点变化来调节(RS 大,输出功率 小;RS 小,输出功率大),说明见图 3 图 3 变化 RS 调节输出功率 工作开关频率 HT2538D 的开关频率是根据负载的条件和工作模 式控制的,无需外部元件设定频率。最大输出功率 时,开关频率为 60KHz,在 DCM 方式反激工作情 况下,最大输出功率可由下式给出: Po_max=(1/2)LpFswIp2 (3) 这里 Lp 为初级线圈电感,Ip 为初级峰值电流【参 考式(3)】,初级电感量的变化将导致最大输出 功率的变化和恒流模式下输出电流的变化,为补偿 初级电感偏差的变化,开关频率将由内部环路锁定, 如下式: Fsw=1/(2Tdemag) (4) |