| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AC0025S Fiches technique(PDF) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AC0025S Fiches technique(HTML) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd |
|
1 / 6 page ![]() AC0025S 1/6 高性能副边同步整流驱动芯片 www.hotchip.com.cn Ver1.0 产品概述 AC0025S 是一款高性能的副边同步整流芯片, 集成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流 应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场 合。 AC0025S 采用专利的原边开通判定和副边断 续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引 起的驱动芯片误动作。 AC0025S 采用特殊的 VCC 供电技术,可以 保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态 下,芯片都不会欠电工作。AC0025S 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰 等技术。 AC0025S 采用 SOP7 封装 主要特点 ◆ 隔离型的 DCM 控制应用; ◆原边开通判定和副边断续预估 ◆ 芯片供电欠压保护 ◆ 芯片过压钳位 ◆ 芯片启动前驱动脚防误导通 ◆外围元器件少 ◆SOP7 封装 典型应用 ◆充电器和适配器的同步整流 ◆反激式控制器 典型应用电路图 引脚定义 SOP7 引脚名 引脚号 功能说明 RE 1 芯片原边开通判定和副边断续预估判定设置脚 VCC 2 芯片电源 GND 3,4 芯片地,内置同步整流管源极 D 5,6 内置同步整流管漏极 PR 7 主芯高压供电端和电压检测端 |
Numéro de pièce similaire - AC0025S |
|
Description similaire - AC0025S |