Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IP2161 Fiches technique(PDF) 6 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

No de pièce IP2161
Description  Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2161 Fiches technique(HTML) 6 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP2161 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2161 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IP2161
V1.03
http://www.injoinic.com/
6 / 9
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
11.功能描述
充电协议
IP2161 是一款高度集成的、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。其主要功能是解析接入 USB 端口的充
电设备的快充请求,然后根据解析的快充协议通知 USB 端口调整输出电压。IP2161 支持自动检测 USB 端
口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,能响应不同协议的充电电压请求。
IP2161 支持对 USB 端口进行多种协议解析,包括 HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge) Class A,FCP
(Hisilicon® Fast Charge Protocol),AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge),SFCP(Spreadtrum® Fast Charge
Protocol)
,以及 Apple 2.4A,BC1.2 和三星 2.0A 充电协议。
IP2161 实时监测 DP,DM 引脚电压,当检测到接入 USB 端口的待充设备为非快充设备类型时,通过
改变 DP,DM 两个引脚的电压来握手不同的设备。当检测到接入 USB 端口的待充设备为快充设备类型时,
能自动识别快充类型并对协议请求进行解析和响应从而完成与待充电设备的握手过程,然后按照协议请求
通过 FB 引脚 SOURCE 或 SINK 电流,调整反馈环路的反馈电压,从而调节快充电压;当输出电压为默认
的 5V 时,FB 引脚则不进行调整。IP2161 不对充电环路进行控制,实际的充电环路和充电电流则由适配器
和接入的 USB 端口设备决定。
SEL 引脚
SEL 引脚用于配置快充协议允许请求的最大电压,当 SEL 拉高到 VSELH 时,IP2161 支持快充协议请求
的最大电压为 12V;当 SEL 引脚浮空时,IP2161 支持快充协议请求的最大电压为 9V;当 SEL 拉低到 GND
时,IP2161 关闭所有高压快充协议,只支持 5V 电压输出。
SEL
Voltage
高电平 V
SELH
12V
浮空
9V
GND
5V
FB 引脚
IP2161 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制输出电
压。
例如,
输出 9V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 40uA;输出 12V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 70uA;
输出 5V 电压时,FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK 电流。
在典型应用中,IP2161 的 FB 引脚连接到电源芯片的 FB 端,FB 端到电源 VOUT 之间的电阻 R1 应采
用高精度(1%)100kOhm 电阻,FB 端到地之间的电阻 R2 需要根据所用电源芯片取值,R2 阻值可通过下
述公式计算:
������������ =
����������������
����1 + ����2
∗ ����2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com