| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2N3136 Fiches technique(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N3136 Fiches technique(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
|
1 / 1 page ![]() Small Signal Transistors TO-18 Case (Continued) www.centr alsemi.com TYPE NO. DESCRIPTION BVCBO BVCEO BVEBO ICBO @VCB hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC Cob fT NF ton toff (V) (V) (V) ( µµA) (V) (mA) (V) (V) (mA) (pF) (MHz) (dB) (ns) (ns) MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN MAX MAX MAX 2N2896 NPN AMPL/SWITCH 140 90 7.0 - - - - 60 200 150 10 0.5 500 15 120 - - - - - - 2N2897 NPN AMPL/SWITCH 60 45 7.0 - - - - 50 200 150 10 0.5 500 15 100 - - - - - - 2N2906A PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.01 50 40 120 150 10 0.4 150 8.0 200 - - - - 180 2N2907A PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.01 50 100 300 150 10 0.4 150 8.0 200 - - - - 180 2N2952 NPN AMPL/SWITCH 60 20 5.0 0.1 50 20 - - 150 10 0.5 150 8.0 200 - - - - - - 2N3009 NPN SAT SWITCH 40 15 4.0 0.5* 20 30 120 30 0.4 0.5 300 5.0 350 - - 15 25 2N3011 NPN SAT SWITCH 30 12 5.0 0.4* 20 30 120 10 0.35 0.5 100 4.0 400 - - 15 20 2N3012 PNP SAT SWITCH 12 12 4.0 0.08* 6.0 30 120 30 0.5 0.2 30 6.0 400 - - 60 75 2N3013 NPN SAT SWITCH 40 15 5.0 0.3* 20 30 120 30 0.4 0.5 300 5.0 350 - - 15 25 2N3014 NPN SAT SWITCH 40 20 5.0 0.3* 20 30 120 30 0.4 0.35 100 5.0 350 - - 16 25 2N3073 PNP AMPL/SWITCH 60 60 4.0 0.01* 30 30 130 50 1.0 0.25 50 10 130 - - 40 100 2N3115 NPN AMPL/SWITCH 20 20 5.0 - - - - 40 120 150 10 0.5 150 8.0 250 - - - - - - 2N3116 NPN AMPL/SWITCH 20 20 5.0 - - - - 100 300 150 10 0.5 150 8.0 250 - - - - - - 2N3117 NPN AMPL/SWITCH 60 60 6.0 0.01 45 250 500 0.01 10 0.35 1.0 4.5 60 - - - - - - 2N3121 PNP AMPL/SWITCH 45 45 4.0 0.01 30 30 - - 150 10 0.5 150 10 130 - - - - - - 2N3135 PNP AMPL/SWITCH 50 35 4.0 0.05 30 40 - - 150 10 0.5 150 10 200 - - - - - - 2N3136 PNP AMPL/SWITCH 50 35 4.0 0.05 30 100 300 150 10 0.6 150 10 200 - - - - - - 2N3209 PNP SAT SWITCH 20 20 4.0 0.08 10 25 - - 10 0.3 0.15 10 5.0 400 - - 60 90 2N3210 NPN SAT SWITCH 40 15 5.0 - - - - 30 120 10 5.0 0.5 100 4.0 400 - - 15 20 2N3241A NPN AMPL/SWITCH 30 25 7.5 100 25 100 200 10 10 0.25 200 20 50 10 - - - - 2N3242A NPN AMPL/SWITCH 40 40 8.0 10 25 125 300 10 10 0.3 300 20 50 6.0 - - - - 2N3246 NPN LOW NOISE 60 40 10 0.10 40 400 - - 1.0 5.0 0.5 5.0 5.0 60 2.0 - - - - 2N3248 PNP SAT SWITCH 15 12 5.0 0.05 10 50 150 10 1.0 0.125 10 8.0 250 - - 15 20 2N3249 PNP SAT SWITCH 15 12 5.0 0.05 10 100 300 10 1.0 0.25 10 8.0 300 - - 15 20 2N3250A PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.02 40 50 150 10 1.0 0.25 10 6.0 250 - - 35 50 2N3251A PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.02 40 100 300 10 1.0 0.25 10 6.0 300 - - 35 50 2N3301 NPN AMPL/SWITCH 60 30 5.0 0.01 50 40 120 150 10 0.22 150 8.0 250 - - - - - - 2N3302 NPN AMPL/SWITCH 60 30 5.0 0.01 50 100 300 150 10 0.22 150 8.0 250 - - - - - - 2N3496 PNP AMPL/SWITCH 80 80 4.0 0.1 50 40 - - 10 10 0.3 10 7.0 200 - - - - - - 2N3497 PNP AMPL/SWITCH 120 120 4.0 0.1 90 40 - - 10 10 0.35 10 6.0 150 - - - - - - 2N3504 PNP AMPL/SWITCH 45 45 5.0 - - - - 100 300 150 10 0.25 50 8.0 200 - - - - - - 2N3505 PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.01 30 100 300 150 10 0.4 150 8.0 200 - - - - - - 2N3545 PNP SAT SWITCH 20 20 5.0 - - - - 40 120 10 1.0 0.5 100 8.0 250 - - 60 90 2N3546 PNP SAT SWITCH 15 12 4.5 0.01 10 30 120 10 1.0 0.5 100 6.0 700 - - 40 30 2N3547 PNP LOW NOISE 60 60 6.0 0.025 45 100 500 1.0 5.0 1.0 10 8.0 45 5.0 - - - - 2N3548 PNP LOW NOISE 60 45 6.0 0.01 45 100 300 0.01 5.0 1.0 10 8.0 60 4.0 - - - - 2N3549 PNP LOW NOISE 60 60 6.0 0.01 45 100 500 0.01 5.0 1.0 10 8.0 60 4.0 - - - - 2N3550 PNP LOW NOISE 60 45 8.0 0.01 45 200 600 0.01 5.0 0.5 5.0 8.0 60 4.0 - - - - *ICES **ICEV (6-December 2004) |
Numéro de pièce similaire - 2N3136 |
|
Description similaire - 2N3136 |