| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NSSM032AT Fiches technique(PDF) 10 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NSSM032AT Fiches technique(HTML) 10 Page - NICHIA CORPORATION |
|
10 / 17 page ![]() NICHIA STS-DA1-3207B <Cat.No.160630> 9 DERATING CHARACTERISTICS NSSM032x 管理番号 No. STS-DA7-1355A 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 Derating1 (40, 120)Blue (40, 124)Green (40, 127)Red (85, 30.0)Blue (85, 31.0)Green (85, 31.5)Red 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 Derating2 (48, 180) (85, 52.5) 10 100 1000 1 10 100 Duty 35 50 110 150 周囲温度-全許容損失特性 Ambient Temperature vs Total Power Dissipation 周囲温度-許容損失特性 Ambient Temperature vs Power Dissipation 周囲温度 Ambient Temperature(°C) 周囲温度 Ambient Temperature(°C) デューティー比 Duty Ratio(%) デューティー比-許容順電流特性 Duty Ratio vs Allowable Forward Current * The graph shows the maximum allowable power dissipation for a LED die of each color. 多色点灯の際も、 1素子当たりの値はこの定格内におさめて下さい。 * 2素子以上点灯の際は、トータル値を定格内におさめて下さい。 The graph shows the maximum allowable total power dissipation for a LED package. ** ** T A =25°C Blue Green Red Blue Green Red |