| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NJSW170CT Fiches technique(PDF) 5 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NJSW170CT Fiches technique(HTML) 5 Page - NICHIA CORPORATION |
|
5 / 19 page ![]() NICHIA STS-DA1-4024G <Cat.No.180911> 4 OUTLINE DIMENSIONS STS-DA7-8425C NJSW170C 管理番号 No. (単位 Unit: mm) This product complies with RoHS Directive. 本製品は RoHS指令に適合しております。 * (単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.05) K A 保護素子 Protection Device The dimension(s) in parentheses are for reference purposes. 括弧で囲まれた寸法は参考値です。 * Dimensions do not include mold flash. バリは寸法に含まないものとします。 * Cathode Anode 1.05 0.3 1.2 0.76 (0.22) 項目 Item パッケージ材質 Package Materials 蛍光体板材質 Phosphor sheet Materials 電極材質 Electrodes Materials 内容 Description セラミックス Ceramics 硬質ガラス(蛍光体入り) Hard Glass (with phosphor) 金メッキ Au-plated 封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials シリコーン樹脂 Silicone Resin 質量 Weight 0.0041g(TYP) |