| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NVSW319AT Fiches technique(PDF) 18 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NVSW319AT Fiches technique(HTML) 18 Page - NICHIA CORPORATION |
|
18 / 41 page ![]() NICHIA STS-DA1-4487B <Cat.No.170321> 17 OUTLINE DIMENSIONS 管理番号 No. (単位 Unit: mm) This product complies with RoHS Directive. 本製品 RoHS指 適合し ます * STS-DA7-10264B NVSW319A (単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2) K A 保護素子 Protection Device ダ ー ン Die Heat Sink 目 Item 内容 Description ッ ー 材質 Package Materials プ ー 材質 Pre-coating Materials 電極材質 Electrodes Materials ン 材質 Lens Materials 質量 Weight ミッ Ceramics ーン樹脂蛍体入 Silicone Resin(with phosphor) 金メッキ Au-plated ーン樹脂 Silicone Resin 0.032g(TYP) ダ ー ン 材質 Die Heat Sink Materials 金メッキ Au-plated 0.4 0.52 1.3 3.2 0.5 0.45 Die Heat Sink ダ ー ン Anode Cathode 3.1 3.5 Cathode Mark 学的中心位置 Location of the optical center |