| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74LVC244A Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC244A Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 9 page ![]() 74LVC244A 5/9 TEST CIRCUIT RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω) TEST CIRCUIT AND WAVEFORM SYMBOL VALUE Symbol VCC 1.65 to 1.95V 2.3 to 2.7V 2.7V 3.0 to 3.6V CL 30pF 30pF 50pF 50pF RL = R1 1000 Ω 500 Ω 500 Ω 500 Ω VS 2 x VCC 2 x VCC 6V 6V VIH VCC VCC 2.7V 2.7V VM VCC/2 VCC/2 1.5V 1.5V VOH VCC VCC 3.0V 3.0V VX VOL + 0.15V VOL + 0.15V VOL + 0.3V VOL + 0.3V VY VOH - 0.15V VOH - 0.15V VOH - 0.3V VOH - 0.3V tr = tr <2.0ns <2.0ns <2.5ns <2.5ns |