| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TM8713 Fiches technique(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM8713 Fiches technique(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
8 / 10 page ![]() TM8713 tenx technology, inc. Rev.1.4 2001/9/4 8 Segment Driver Output Characteristics Name Symb. Condition For Min. Typ. Max. Unit. Static Display Mode Voh1d Ioh=-1uA,#1 1.0 V Voh2d Ioh=-1uA,#2 2.2 V Output ”H” Voltage Voh3d Ioh=-1uA,#3 3.8 V Vol1d Iol=1uA,#1 0.2 V Vol2d Iol=1uA,#2 0.2 V Output ”L” Voltage Vol3d Iol=1uA,#3 SEG-n 0.2 V Voh1e Ioh=-10uA,#1 1.0 V Voh2e Ioh=-10uA,#2 2.2 V Output ”H” Voltage Voh3e Ioh=-10uA,#3 3.8 V Vol1e Iol=10uA,#1 0.2 V Vol2e Iol=10uA,#2 0.2 V Output ”L” Voltage Vol3e Iol=10uA,#3 COM-n 0.2 V 1/2 Bias Display Mode Voh12f Ioh=-1uA,#1,#2 2.2 V Output ”H” Voltage Voh3f Ioh=-1uA,#3 3.8 V Vol12f Iol=1uA,#1,#2 0.2 V Output ”L” Voltage Vol3f Iol=1uA,#3 SEG-n 0.2 V Voh12g Ioh=-10uA,#1,#2 2.2 V Output ”H” Voltage Voh3g Ioh=-10uA,#3 COM-n 3.8 V Vom12g Iol/h=+/-10uA,#1,#2 1.0 1.4 V Output ”M” Voltage Vom3g Iol/h=+/-10uA,#3 1.8 2.2 V Vol12g Iol=10uA,#1,#2 0.2 V Output ”L” Voltage Vol3g Iol=10uA,#3 COM-n 0.2 V 1/3 Bias display Mode Voh12i Ioh=-1uA,#1,#2 3.4 V Output ”H” Voltage Voh3i Ioh=-1uA,#3 5.8 V Vom12i Iol/h=+/-10uA,#1,#2 1.0 1.4 V Output ”M1” Voltage Vom13i Iol/h=+/-10uA,#3 1.8 2.2 V Vom22i Iol/h=+/-10uA,#1,#2 2.2 2.6 V Output ”M2” Voltage Vom23i Iol/h=+/-10uA,#3 3.8 4.2 V Vol12i Iol=1uA,#1,#2 0.2 V Output ”L” Voltage Vol3i Iol=1uA,#3 SEG-n 0.2 V |