Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STGB7NB60FDT4 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No de pièce STGB7NB60FDT4
Description  N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 / D2PAK PowerMESH IGBT
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB7NB60FDT4 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGB7NB60FDT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
STGP7NB60FD - STGB7NB60FD
8/11
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com