| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SA1069 Fiches technique(PDF) 8 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SA1069 Fiches technique(HTML) 8 Page - NEC |
|
8 / 8 page ![]() 2SA1069,1069A 本資料の内容は予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用くだ さい。 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して,当社は当社もしくは第三 者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に 起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありませんの でご了承ください。 本資料に記載された回路,ソフトウエア,及びこれらに付随する情報は,半導体製品の動作例,応用例 を説明するためのものです。従って,これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場 合には,お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三 者の損害に対して,当社は一切その責を負いません。 当社は品質,信頼性の向上に努めていますが,半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体 製品の故障により結果として,人身事故,火災事故,社会的な損害等を生じさせない冗長設計,延焼対 策設計,誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。 当社は,当社製品の品質水準を「標準水準」,「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定 して頂く「特定水準」に分類しております。また,各品質水準は以下に示す用途に製品が使われること を意図しておりますので,当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。 標準水準:コンピュータ,OA機器,通信機器,計測機器,AV機器,家電,工作機械,パーソナル機 器,産業用ロボット 特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),交通用信号機器,防災/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器 特定水準:航空機器,航空宇宙機器,海底中継機器,原子力制御システム,生命維持のための医療機 器,生命維持のための装置またはシステム等 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で,特に品質水準の表示がない場合は標準水準製 品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は,必 ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。 M7 98.8 • • • • • • NEC半導体テクニカルホットライン (電話:午前 9:00∼12:00,午後 1:00∼5:00) お問い合わせ先 【営業関係お問い合わせ先】 【資料の請求先】 【インターネット電子デバイス・ニュース】 C00.4 【技術的なお問い合わせ先】 電 話 :044-548-8899 FAX :044-548-7900 E-mail :s-info@saed.tmg.nec.co.jp 上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。 NECエレクトロンデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。 URL(アドレス) http://www.ic.nec.co.jp/ 第一販売事業部 東 京 (03)3798-6106, 6107, 6108 名古屋 (052)222-2375 大 阪 (06)6945-3178, 3200, 3208, 3212 仙 台 (022)267-8740 郡 山 (024)923-5591 千 葉 (043)238-8116 第二販売事業部 東 京 (03)3798-6110, 6111, 6112 立 川 (042)526-5981, 6167 松 本 (0263)35-1662 静 岡 (054)254-4794 金 沢 (076)232-7303 松 山 (089)945-4149 第三販売事業部 東 京 (03)3798-6151, 6155, 6586, 1622, 1623, 6156 水 戸 (029)226-1702 広 島 (082)242-5504 高 崎 (027)326-1303 鳥 取 (0857)27-5313 太 田 (0276)46-4014 名古屋 (052)222-2170, 2190 福 岡 (092)261-2806 |