| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HD64F2144A Fiches technique(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD64F2144A Fiches technique(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
21 / 1140 page ![]() 11.2.10 モジュールストップコントロールレジスタ(MSTPCR) .......................... 335 11.3 動作説明................................................................................................................................. 336 11.3.1 FRC のカウントタイミング..................................................................... 336 11.3.2 アウトプットコンペア出力タイミング .................................................... 337 11.3.3 FRC のクリアタイミング ........................................................................ 338 11.3.4 インプットキャプチャ入力タイミング .................................................... 338 11.3.5 インプットキャプチャフラグ(ICFA∼D)のセットタイミング................ 341 11.3.6 アウトプットコンペアフラグ(OCFA、B)のセットタイミング .............. 341 11.3.7 タイマオーバフローフラグ(OVF)のセットタイミング.......................... 342 11.3.8 OCRA と OCRAR/OCRAF の自動加算タイミング ................................... 342 11.3.9 ICRD と OCRDM のマスク信号生成タイミング ........................................ 343 11.4 割込み要因 ............................................................................................................................. 344 11.5 FRT の使用例 .......................................................................................................................... 345 11.6 使用上の注意 .......................................................................................................................... 346 第 12 章 8 ビットタイマ(TMR) 12.1 概要 ....................................................................................................................................... 355 12.1.1 特長 ...................................................................................................... 355 12.1.2 ブロック図 ............................................................................................ 356 12.1.3 端子構成................................................................................................ 357 12.1.4 レジスタ構成 ......................................................................................... 358 12.2 各レジスタの説明 ................................................................................................................... 359 12.2.1 タイマカウンタ(TCNT) ...................................................................... 359 12.2.2 タイムコンスタントレジスタ A(TCORA)............................................. 360 12.2.3 タイムコンスタントレジスタ B(TCORB) ............................................. 361 12.2.4 タイマコントロールレジスタ(TCR)..................................................... 362 12.2.5 タイマコントロール/ステータスレジスタ(TCSR)............................... 365 12.2.6 シリアルタイマコントロールレジスタ(STCR) ..................................... 369 12.2.7 システムコントロールレジスタ(SYSCR) ............................................. 370 12.2.8 タイマコネクションレジスタ S(TCONRS) ........................................... 371 12.2.9 インプットキャプチャレジスタ(TICR)【TMRX 追加機能】.................. 371 12.2.10 タイムコンスタントレジスタ C(TCORC)【TMRX 追加機能】............... 372 12.2.11 インプットキャプチャレジスタ R、F(TICRR、TICRF) 【TMRX 追加機能】............................................................................... 372 12.2.12 タイマインプットセレクトレジスタ(TISR)【TMRY 追加機能】 ........... 373 12.2.13 モジュールストップコントロールレジスタ(MSTPCR) .......................... 374 12.3 動作説明................................................................................................................................. 375 |