Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CDSCB10M7GA085-R0 Fiches technique(PDF) 10 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

No de pièce CDSCB10M7GA085-R0
Description  Specification of Piezoelectric Ceramic Discriminator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

CDSCB10M7GA085-R0 Fiches technique(HTML) 10 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Back Button CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 6Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 7Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 8Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 9Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 10Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 11Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 12Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 13Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. CDSCB10M7GA085-R0 Datasheet HTML 14Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
仕様書番号
Drawing No. JGM40-2135C
P. 10/17
株式会社 村 田 製 作 所
Murata Manufacturing Co.,Ltd.   
9. プラスチックテ-プ収納方法 Taping Method of Plastic Package
9-1
プラスチックテ-プ外形寸法図
Dimensions of Carrier Tape
単位 Unit:mm
・カバーテープ側に品番表示がきます。
Part Number marked side is always facing upside.
引きはがし強度
カバーテープ
テープ引き出し方向
Cover Film
User direction of Feed
Peel strength
4.0±0.1
2.0±0.05
+0.1
ø1.5-0
4.0±0.1
2.2±0.1
3°max.
10°max.
引きはがし強度
カバーテープ
テープ引き出し方向
Cover Film
User direction of Feed
Peel strength
(0.1to 0.7N)
+0.1
ø1.5-0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17