| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2STB121PM Fiches technique(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2STB121PM Fiches technique(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 23 page ![]() SJI-M030227A 2 ■端子配置 ■端子説明 1 SL1 ソフトスイッチング用端子 2 VCC 回路電源 3 TEST テスト端子(開放にてご使用下さい。 ) 4 OSC 起動コンデンサ用端子 5 FR 正逆切換端子 6 FG FG信号出力端子 7 U U相出力 8 RS 電流制限用抵抗 9 V V相出力 10 W W相出力 11 VM 回路電源 12 NF 中点帰還位相補償用コンデンサ 13 GND グランド 14 CS 電流制限位相補償用コンデンサ 15 VCRL 出力電流制御入力 (VCC 端子にプルアップしてご使用下さい) 16 SL2 ソフトスイッチング用端子 VCC TEST OSC FR FG U VCRL CS GND NF VM W 1 16 2 3 4 5 6 7 8 15 14 13 12 11 10 9 V SL2 SL1 RS 回路電源 起動コンデンサ用端子 正逆切換端子 FG信号出力端子 U相出力 V相出力 W相出力 回路電源 グランド 出力電流制御入力端子 電流制限用抵抗 電流制限位相補償用コンデンサ ソフトスイッチング用端子 ソフトスイッチング用端子 中点帰還位相補償用コンデンサ 2STB121PP VCC TEST OSC FR FG N.C. VCRL CS GND NF VM W 1 20 2 3 4 5 6 7 8 19 18 17 16 15 14 13 SL2 SL1 U 回路電源 起動コンデンサ用端子 正逆切換端子 FG信号出力端子 U相出力 V相出力 W相出力 回路電源 グランド 出力電流制御入力端子 電流制限用抵抗 電流制限位相補償用コンデンサ ソフトスイッチング用端子 ソフトスイッチング用端子 中点帰還位相補償用コンデンサ 2STB121PM N.C. 12 11 V 9 10 RS N.C. N.C. No. 記号 端子名称 1 SL1 ソフトスイッチング用端子 2 VCC 回路電源 3 TEST テスト端子(開放にてご使用下さい。 ) 4 OSC 起動コンデンサ用端子 5 FR 正逆切換端子 6 FG FG信号出力端子 7 N.C. 8 U U相出力 9 N.C. 10 RS 電流制限用抵抗 11 V V相出力 12 N.C. 13 W W相出力 14 VM 回路電源 15 NF 中点帰還位相補償用コンデンサ 16 GND グランド 17 CS 電流制限位相補償用コンデンサ 18 VCRL 出力電流制御入力端子 (VCC 端子にプルアップしてご使用下さい) 19 N.C. 20 SL2 ソフトスイッチング用端子 2STB121PM (20 ピン SOP) 2STB121PP (16 ピン DIP) サンプル提供のみ サンプル提供のみ ※N .C.端子は電気的にIC内部と導通していないため、基板上で配線を通すことは可能ですが スパイク性の信号が接続された場合、誘導結合により誤動作することがあります。 |