| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STP2NK60Z Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP2NK60Z Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 16 page ![]() STQ2NK60ZR-AP - STP2NK60Z - STF2NK60Z - STD2NK60Z-1 14/16 L2 L6 L3 12 3 L7 L4 L5 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.7 0.017 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.7 0.045 0.067 F2 1.15 1.7 0.045 0.067 G 4.95 5.2 0.195 0.204 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 0.630 L3 28.6 30.6 1.126 1.204 L4 9.8 10.6 .0385 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.141 L6 15.9 16.4 0.626 0.645 L7 9 9.3 0.354 0.366 Ø 3 3.2 0.118 0.126 TO-220FP MECHANICAL DATA |