| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ISL6334DIRZ Fiches technique(PDF) 16 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISL6334DIRZ Fiches technique(HTML) 16 Page - Renesas Technology Corp |
|
16 / 28 page ![]() ISL6334D FN6802 Rev 4.00 Page 16 of 28 Apr 29, 2016 0101 0 000 1.11250 0 1 0 1 0 0 0 1 1.10625 0 1 0 1 0 0 1 0 1.10000 0101 0 011 1.09375 0101 0 100 1.08750 0101 0 101 1.08125 0 1 0 1 0 1 1 0 1.07500 0101 0 111 1.06875 0 1 0 1 1 0 0 0 1.06250 0 1 0 1 1 0 0 1 1.05625 0 1 0 1 1 0 1 0 1.05000 0101 1 011 1.04375 0101 1 100 1.03750 0101 1 101 1.03125 0 1 0 1 1 1 1 0 1.02500 0101 1 111 1.01875 0110 0 000 1.01250 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00625 0 1 1 0 0 0 1 0 1.00000 0110 0 011 0.99375 0110 0 100 0.98750 0110 0 101 0.98125 0 1 1 0 0 1 1 0 0.97500 0110 0 111 0.96875 0 1 1 0 1 0 0 0 0.96250 0 1 1 0 1 0 0 1 0.95625 0 1 1 0 1 0 1 0 0.95000 0110 1 011 0.94375 0110 1 100 0.93750 0110 1 101 0.93125 0 1 1 0 1 1 1 0 0.92500 0110 1 111 0.91875 0111 0 000 0.91250 0 1 1 1 0 0 0 1 0.90625 0 1 1 1 0 0 1 0 0.90000 0111 0 011 0.89375 0111 0 100 0.88750 0111 0 101 0.88125 0 1 1 1 0 1 1 0 0.87500 0111 0 111 0.86875 TABLE 3. VR11 VID 8-BIT (Continued) VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VOLTAGE 0 1 1 1 1 0 0 0 0.86250 0 1 1 1 1 0 0 1 0.85625 0 1 1 1 1 0 1 0 0.85000 01111 0 11 0.84375 0 1 1 1 1 1 0 0 0.83750 01111 1 01 0.83125 0 1 1 1 1 1 1 0 0.82500 01111 1 11 0.81875 10000 0 00 0.81250 1 0 0 0 0 0 0 1 0.80625 1 0 0 0 0 0 1 0 0.80000 1 0 0 0 0 0 1 1 0.79375 1 0 0 0 0 1 0 0 0.78750 10000 1 01 0.78125 10000 1 10 0.77500 10000 1 11 0.76875 1 0 0 0 1 0 0 0 0.76250 1 0 0 0 1 0 0 1 0.75625 1 0 0 0 1 0 1 0 0.75000 10001 0 11 0.74375 1 0 0 0 1 1 0 0 0.73750 10001 1 01 0.73125 1 0 0 0 1 1 1 0 0.72500 10001 1 11 0.71875 10010 0 00 0.71250 1 0 0 1 0 0 0 1 0.70625 1 0 0 1 0 0 1 0 0.70000 1 0 0 1 0 0 1 1 0.69375 1 0 0 1 0 1 0 0 0.68750 10010 1 01 0.68125 1 0 0 1 0 1 1 0 0.67500 1 0 0 1 0 1 1 1 0.66875 1 0 0 1 1 0 0 0 0.66250 1 0 0 1 1 0 0 1 0.65625 1 0 0 1 1 0 1 0 0.65000 1 0 0 1 1 0 1 1 0.64375 1 0 0 1 1 1 0 0 0.63750 10011 1 01 0.63125 1 0 0 1 1 1 1 0 0.62500 10011 1 11 0.61875 TABLE 3. VR11 VID 8-BIT (Continued) VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VOLTAGE |