| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STD2NK60Z Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STD2NK60Z Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 16 page ![]() 11/16 STQ2NK60ZR-AP - STP2NK60Z - STF2NK60Z - STD2NK60Z-1 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A1 4.45 4.95 0.170 0.194 T 3.30 3.94 0.130 0.155 T1 1.6 0.06 T2 2.3 0.09 d 0.41 0.56 0.016 0.022 P0 12.5 12.7 12.9 0.49 0.5 0.51 P2 5.65 6.35 7.05 0.22 0.25 0.27 F1, F2 2.44 2.54 2.94 0.09 0.1 0.11 delta H -2 2 -0.08 0.08 W 17.5 18 19 0.69 0.71 0.74 W0 5.7 6 6.3 0.22 0.23 0.24 W1 8.5 9 9.25 0.33 0.35 0.36 W2 0.5 0.02 H 18.5 20.5 0.72 0.80 H0 15.5 16 16.5 0.61 0.63 0.65 H1 25 0.98 D0 3.8 4 4.2 0.15 0.157 0.16 t 0.9 0.035 L11 0.43 l1 3 0.11 delta P -1 1 -0.04 0.04 TO-92 AMMOPACK |