Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LUW-JLSH Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LUW-JLSH
Description  white SMT package, colored silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-JLSH Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUW-JLSH Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-JLSH Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-07-18
2
Version 1.
9 (not for new design)
LUW JLSH
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP
1800 ... 2800
Q65111A1048
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP means that only one group 5B, 6B, 7B,
8B will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP means that only one forward voltage group L,M,N,P will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5B, 6B, 7B, 8B enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B.
LUW
JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP
bedeutet,
dass
in einer Verpackungseinheit
nur eine der Farbortgruppen enthalten
ist.
LUW
JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW JLSH-5B8B-I4Q7-EG-LP bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L,M,N,P enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23