| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LTRB-R8SR Fiches technique(PDF) 19 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTRB-R8SR Fiches technique(HTML) 19 Page - OSRAM GmbH |
|
19 / 25 page ![]() Version LTRB R8SR 2017-11-15 19 Empfohlenes Lötpaddesign 5) Seite 25 Reflow Löten Recommended Solder Pad 5) page 25 Reflow Soldering Anm.: Neben den allgemeinen Richtlinien für die Handhabung von LEDs, sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass eine mechanische Beanspruchung und insbesondere Belastungen (z.B. Scherkräfte) an der Oberfläche des Vergussmaterials vermieden werden. Bitte beachten Sie, dass auch nach dem Auflöten auf die Leiterplatte jegliche mechanische Beanspruchung oder direktes oder indirektes Berühren des Vergussmaterials vermieden werden muss. Note: In addition to general guidelines for the handling of LEDs, additional care should be taken that mechanical stress and particularly, stresses (e.g. shear-forces) to the surface of the embedding material are avoided. Please note even after being soldered on the PCB board any mechanical stress or touching of the embedding material must be avoided. |