| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS-T67D Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-T67D Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 19 page ![]() Version 1.1 LS T67D 2012-03-12 5 Brightness Groups Helligkeits-Gruppierungsschema Forward Voltage Groups 4) page 18 Durchlassspannungsgruppe 4) Seite 18 Dominant Wavelength Groups 3) page 18 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18 Group Brightness 1) page 18 Brightness 1) page 18 Luminous Flux 7) page 18 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 18 Lichtstärke 1) Seite 18 Lichtstrom 7) Seite 18 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] T1 280 355 950 T2 355 450 1200 U1 450 560 1510 U2 560 710 1890 V1 710 900 2400 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) V F [V] (max.) V F [V] H3 1.95 2.10 L4 2.10 2.30 Q4 2.30 2.50 Group super red Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 1 627 639 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |