| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS-M670 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-M670 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS M670, LO M670, LY M670, LG M670, LP M670 2012-06-15 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15 Gruppe Group orange Einheit Unit min. max. 2 600 603 nm 3 603 606 nm 4 606 609 nm 5 nm 6 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 Φ V (mlm) G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 M1 1.80 … 2.24 2.24 … 2.80 2.80 … 3.55 3.55 … 4.50 4.50 … 5.60 5.60 … 7.10 7.10 … 9.00 9.00 …11.20 11.20 …14.00 14.00 …18.00 18.00 …22.40 6 (typ.) 7,6 (typ.) 9,5 (typ.) 12 (typ.) 15 (typ.) 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: J1-4 Example: J1-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength J1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |