| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS-M47B Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-M47B Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS M47B 2006-10-04 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) S1 S2 T1 T2 180 … 224 224 … 280 280 … 355 355 … 450 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T1 Example: T1 Helligkeitsgruppe Brightness Group T1 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. |