| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS-L89K Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-L89K Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS L89K, LO L89K, LY L89K 2005-03-02 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group yellow orange Einheit Unit min. max. min. max. 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 1.12 … 1.40 1.40 … 1.80 1.80 … 2.24 2.24 … 2.80 2.80 … 3.55 3.55 … 4.50 4.50 … 5.60 5.60 … 7.10 7.10 … 9.00 5 (typ.) 6 (typ.) 8 (typ.) 10 (typ.) 13 (typ.) 16 (typ.) 20 (typ.) 25 (typ.) 32 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: H1-4 Example: H1-4 Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Wellenlänge Wavelength H1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |