| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LH-T6MF Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LH-T6MF Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2015-06-18 2 Version 1.0 LH T6MF Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Strahlstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA IE [mW / sr] LH T6MF-GGHH-1-E3L3 1.8 ... 3.9 Q65111A8183 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 means that only one group GG, GH, GI, HG, HH will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 means that only one forward voltage group E3,H3,L3 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GG, GH, GI, HG, HH enhalten ist. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen E3,H3,L3 enthalten (siehe Seite 5). |