| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PEF82913 Fiches technique(PDF) 13 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PEF82913 Fiches technique(HTML) 13 Page - Infineon Technologies AG |
|
13 / 240 page ![]() PEF 82912/82913 List of Tables Page Data Sheet 2001-03-30 Table 1 NT Products of the 2nd Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2 Pin Definitions and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 3 ACT States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 4 Interface Selection for the Q-SMINT‚I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 5 Header Byte Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 6 Bus Operation Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 7 MCLK Frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 8 Reset Source Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 9 Examples for Synchronous Transfer Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 10 Transmit Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 11 Receive Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 12 Q-SMINT®I Configuration Settings in Intelligent NT Applications . . . . 56 Table 13 Major Differences D-Channel Arbiter INTC-Q and Q-SMINT®I . . . . . . 57 Table 14 U-Superframe Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 15 Enabling the Maintenance Channel (Receive Direction) . . . . . . . . . . . 64 Table 16 Coding of EOC-Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 17 Usage of Supported EOC-Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 18 EOC Auto Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 19 Transparent mode 6 ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 20 Transparent mode ’@change’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 21 Transparent mode TLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 22 U - Transceiver C/I Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Table 23 Timers Used. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Table 24 U-Interface Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Table 25 Signal Output on Uk0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Table 26 C/I-Code Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Table 27 Changes to achieve Simplified NT State Machine . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Table 28 Appearance of the State Machine to the Software . . . . . . . . . . . . . . . 99 Table 29 ANSI Maintenance Controller States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Table 30 S/Q-Bit Position Identification and Multi-Frame Structure . . . . . . . . . 105 Table 31 U-Transformer Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Table 32 S-Transformer Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Table 33 Crystal Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 34 Reset of U-Transceiver Functions During Deactivation or with C/I-Code RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Table 36 Maximum Input Currents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Table 37 S-Transceiver Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Table 38 U-Transceiver Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Table 39 Pin Capacitances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Table 40 Reset Input Signal Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Table 41 Parameters of the UVD/POR Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Table 42 Pin Definitions and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 |