Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LS-M47K Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LS-M47K
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-M47K Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS-M47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Version 1.1 (not for new design)
LS M47K
2014-01-08
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 18
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18
Group
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Flux 7) page 18
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 18
Lichtstärke 1) Seite 18
Lichtstrom 7) Seite 18
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
H2
3.55
4.5
12
J1
4.5
5.6
15
J2
5.6
7.1
19
K1
7.1
9
24
K2
9
11.2
30
L1
11.2
14
38
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
super red
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
624
636
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19