Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LS-L296 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LS-L296
Description  SMT package 0603, colorless diffused resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-L296 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-L296 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-L296 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-10-01
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LS L296
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LS L296-N2Q1-1
35.5 ... 90
Q65110A1753
LS L296-P2Q2-1
56 ... 112
Q65110A1755
LS L296-N1Q2-1
28 ... 112
Q65110A1754
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LS L296-N1Q2-1 means that only one group N1, N2,
P1, P2, Q1, Q2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LS L296-N1Q2-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen N1, N2, P1, P2, Q1, Q2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20