| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP-T776 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP-T776 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LP T776 2004-03-29 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group pure green Einheit Unit min. max. 2 554 557 nm 3 557 560 nm 4 560 563 nm 5 563 566 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) L1 L2 M1 M2 11.2 ... 14.0 14.0 ... 18.0 18.0 ... 22.4 22.4 ... 28.0 35 (typ.) 45 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: M1-3 Example: M1-3 Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Wellenlänge Wavelength M1 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than group for each selection. |