Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LP-T655 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LP-T655
Description  white PLCC-2 package, colorless clear resin
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LP-T655 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LP-T655 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LP-T655 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.2 (not for new design)
LP T655
2016-04-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups
3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
Q1
71
90
97
Q2
90
112
121
R1
112
140
151
R2
140
180
192
Group
pure green
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
554
557
3
557
560
4
560
563
5
563
566
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21