| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP-P47F Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP-P47F Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 22 page ![]() Version 1.2 LP P47F 2013-09-26 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Forward Voltage Groups 4) page 21 Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 21 Group Luminous Intensity 1) page 21 Luminous Intensity 1) page 21 Luminous Flux 7) page 21 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 21 Lichtstärke 1) Seite 21 Lichtstrom 7) Seite 21 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] P1 45 56 150 P2 56 71 190 Q1 71 90 240 Q2 90 112 300 R1 112 140 380 R2 140 180 480 S1 180 224 610 Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] H3 1.95 2.10 L3 2.10 2.25 P3 2.25 2.40 S3 2.40 2.55 |