| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP-M675 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP-M675 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 20 page ![]() 2014-10-24 2 Version 1.1 LP M675 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 19 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 19 Bestellnummer I F = 30 mA I V [mcd] LP M675-M2P1-25 22.4 ... 56 Q65110A2399 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LP M675-M2P1-25 means that only one group M2, N1, N2, P1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LP M675-M2P1-25 means that only one wavelength group 2,3,4,5 will be shippable. LP M675-M2P1-25 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LP M675-M2P1-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen M2, N1, N2, P1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LP M675-M2P1-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 5). LP M675-M2P1-25 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. |